| データシートサーチシステム |
|
ADA4899-1YCPZ-R7 データシート(PDF) 19 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADA4899-1YCPZ-R7 データシート(HTML) 19 Page - Analog Devices |
|
19 / 20 page ![]() ADA4899-1 Rev. A | Page 19 of 20 ORDERING GUIDE Model Temperature Range Package Description Package Option Branding Ordering Quantity ADA4899-1YRDZ1 –40°C to +125°C 8-Lead SOIC_N_EP RD-8-1 1 ADA4899-1YRDZ-R71 –40°C to +125°C 8-Lead SOIC_N_EP RD-8-1 1,000 ADA4899-1YRDZ-RL1 –40°C to +125°C 8-Lead SOIC_N_EP RD-8-1 2,500 ADA4899-1YCPZ-R21 –40°C to +125°C 8-Lead LFCSP_VD CP-8-2 250 ADA4899-1YCPZ-R71 –40°C to +125°C 8-Lead LFCSP_VD CP-8-2 HBC 1,500 ADA4899-1YCPZ-RL1 –40°C to +125°C 8-Lead LFCSP_VD CP-8-2 HBC 5,000 1 Z = Pb-free part. |