| データシートサーチシステム |
|
ICSSSTUAF32868B データシート(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICSSSTUAF32868B データシート(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 23 page ![]() ICSSSTUAF32868B 28-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2 COMMERCIAL TEMPERATURE GRADE 28-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2 4 ICSSSTUAF32868B 7102/2 Block Diagram Q1A Q1B A7 A8 D R CK Q D1 CE A2 TO 21 OTHER CHANNELS (D2-D12, D17-D20, D22, D24-D28) QCS0A QCS0B N2 M7 QODT0A, QODT1A QODT0B, QODT1B K2, J2 L7, L8 QCKE0A, QCKE1A QCKE0B, QCKE1B U2, V2 R8, U8 D R CK Q 2 D R CK Q D R CK Q 2 QCS1A QCS1B M8 P2 D R CK Q RESET CLK DCKE0, DCKE1 CLK DODT0, DODT1 DCS0 CSGEN DCS1 VREF M2 L1 M1 A5, AB5 W1, Y1 K1, J1 N1 L2 P1 2 2 2 2 One of 22 Channels |