データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS5850-CSDF-256 データシート(PDF) 6 Page - ams AG

部品番号 AS5850-CSDF-256
部品情報  16-Bit 256-Channel Low Noise Charge-to-Digital Converters
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSCO [ams AG]
ホームページ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS5850-CSDF-256 データシート(HTML) 6 Page - ams AG

Back Button AS5850-CSDF-256 Datasheet HTML 2Page - ams AG AS5850-CSDF-256 Datasheet HTML 3Page - ams AG AS5850-CSDF-256 Datasheet HTML 4Page - ams AG AS5850-CSDF-256 Datasheet HTML 5Page - ams AG AS5850-CSDF-256 Datasheet HTML 6Page - ams AG AS5850-CSDF-256 Datasheet HTML 7Page - ams AG AS5850-CSDF-256 Datasheet HTML 8Page - ams AG AS5850-CSDF-256 Datasheet HTML 9Page - ams AG AS5850-CSDF-256 Datasheet HTML 10Page - ams AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Document Feedback
AS585xB
General Description
Short Datasheet
• PUBLIC
DS001023
• v1-00 • 2021-Apr-08
9
│ 5
1.3
Block Diagram
The functional blocks of this device are shown below:
Figure 2 :
Functional Blocks of AS585xB
ADC
CVREF
Voltage
reference
generator
SPI and
configuration
SCLK
SDI
SDO
CS_N
DOUT_P
DOUT_N
DCLK_P
DCLK_N
LVDS
Interface
Temperature
sensor
RESET_N
ACLK
SYNC
DOUT_START
FPGA
TFT
PANEL
0
1
CSA
CSA
CONV_DONE
FILT
x128
CDS
ADC
CSA
CSA
FILT
CDS
AS585xB
Chip-on-Flex
254
255
LPF Caps
x4
x4
LPF Caps
x4
x4
Built-in
Diagnostic



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10