データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C3M0120065D データシート(PDF) 3 Page - WOLFSPEED, INC.

部品番号 C3M0120065D
部品情報  Silicon Carbide Power MOSFET C3M TM MOSFET Technology N-Channel Enhancement Mode
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
ホームページ  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.

C3M0120065D データシート(HTML) 3 Page - WOLFSPEED, INC.

  C3M0120065D Datasheet HTML 1Page - WOLFSPEED, INC. C3M0120065D Datasheet HTML 2Page - WOLFSPEED, INC. C3M0120065D Datasheet HTML 3Page - WOLFSPEED, INC. C3M0120065D Datasheet HTML 4Page - WOLFSPEED, INC. C3M0120065D Datasheet HTML 5Page - WOLFSPEED, INC. C3M0120065D Datasheet HTML 6Page - WOLFSPEED, INC. C3M0120065D Datasheet HTML 7Page - WOLFSPEED, INC. C3M0120065D Datasheet HTML 8Page - WOLFSPEED, INC. C3M0120065D Datasheet HTML 9Page - WOLFSPEED, INC. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
3
C3M0120065D Rev 1, 01-2021
Reverse Diode Characteristics (T
C = 25˚C unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Note
VSD
Diode Forward Voltage
4.5
V
V
GS = -4 V, ISD = 3.4 A, TJ = 25 °C
Fig. 8,
9, 10
4.0
V
V
GS = -4 V, ISD = 3.4 A, TJ = 175 °C
IS
Continuous Diode Forward Current
16
A
V
GS = -4 V, TC = 25˚C
IS, pulse
Diode pulse Current
51
A
V
GS = -4 V, pulse width tP limited by Tjmax
t
rr
Reverse Recover time
18
ns
V
GS = -4 V, ISD = 6.76 A, VR = 400 V
dif/dt = 2160 A/µs, T
J = 175 °C
Q
rr
Reverse Recovery Charge
81
nC
I
rrm
Peak Reverse Recovery Current
7
A
t
rr
Reverse Recover time
25
ns
V
GS = -4 V, ISD = 6.76 A, VR = 400 V
dif/dt = 900 A/µs, T
J = 175 °C
Q
rr
Reverse Recovery Charge
76
nC
I
rrm
Peak Reverse Recovery Current
4
A
Thermal Characteristics
Symbol
Parameter
Typ.
Unit
Test Conditions
Note
RθJC
Thermal Resistance from Junction to Case
1.53
°C/W
Fig. 21
RθJA
Thermal Resistance From Junction to Ambient
40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com