| データシートサーチシステム |
|
LM2902W データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2902W データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 10 page ![]() LM2902W 3/10 ELECTRICAL CHARACTERISTICS VCC + = 5V, V cc - = Ground, V O = 1.4V, Tamb = 25°C (unless otherwise specified) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Vio Input Offset Voltage 1) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. 27 9 mV Iio Input Offset Current Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. 230 40 nA Iib Input Bias Current 2) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. 20 150 300 nA Avd Large Signal Voltage Gain VCC + = +15V,RL=2kΩ, Vo = 1.4V to 11.4V Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. 50 25 100 V/mV SVR Supply Voltage Rejection Ratio (RS ≤10kΩ) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. 65 65 110 dB Icc Supply Current, all Amp, no load Tamb = +25°C VCC = +5V VCC = +30V Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. VCC = +5V VCC = +30V 0.7 1.5 0.8 1.5 1.2 3 1.2 3 mA Vicm Input Common Mode Voltage Range (Vcc= +30V) 3) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. 0 0 VCC -1.5 VCC -2 V CMR Common-mode Rejection Ratio (RS ≤10kΩ) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. 70 60 80 dB IO Output Short-circuit Current (Vid = +1V) VCC = +15V, Vo = +2V 20 40 70 mA Isink Output Sink Current (Vid = -1V) VCC = +15V, Vo = +2V VCC = +15V, Vo = +0.2V 10 12 20 50 mA µA VOH High Level Output Voltage (Vcc + 30V) Tamb = +25°C RL = 2kΩ Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. Tamb = +25°C RL = 10kΩ Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. (Vcc + 5V), RL = 2kΩ Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax. Tamb = +25°C 26 26 27 27 3.5 3 27 28 V VOL Low Level Output Voltage (RL = 10kΩ) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 520 20 mV SR Slew Rate Vcc = 15V, Vi = 0.5 to 3V, RL = 2kΩ, CL = 100pF, unity gain 0.4 V/µs |