| データシートサーチシステム |
|
LS2812S/EM データシート(PDF) 15 Page - International Rectifier |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS2812S/EM データシート(HTML) 15 Page - International Rectifier |
|
15 / 16 page ![]() www.irf.com 15 LS-SERIES Mechanical Outline Pin ø 0.040 ø 0.128 4 Plcs 2.300 1.550 0.375 0.850 0.350 1.500 1.750 2.000 2.80 Ref 0.250 0.425 Max 0.050 0.470 0.400 2 Eq Spaces @ 0.200 0.270 1.000 Ref 0.400 0.400 0.200 Tolerance: .XX = ±0.01 .XXX = ±0.005 0.220 0.25 Typ. Pin Designation (Single/Dual) Pin # Single Dual 1 + Input + Input 2 Input Return Input Return 3 Case Ground Case Ground 4 Inhibit Inhibit 5 Output Adjust Output Adjust 6 Output Return - Output 7 + Output Output Return 8 NC + Output |