| データシートサーチシステム |
|
LSYT67B-R2S2-1+S2T2-26 データシート(PDF) 5 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSYT67B-R2S2-1+S2T2-26 データシート(HTML) 5 Page - ams AG |
|
5 / 15 page ![]() LSY T67B 2012-11-14 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 15 Gruppe Group yellow Einheit Unit min. max. 2 580 583 nm 3 583 586 nm 4 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 V (mlm) R2 S1 S2 T1 T2 U1 U2 140 ... 180 180 ... 224 224 ... 280 280 ... 355 355 ... 450 450 ... 560 560 ... 710 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.) 950 (typ.) 1200 (typ.) 1500 (typ.) 1900 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet pro Farbe entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus 3 bzw. 4 bzw. 5 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes per color either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of 3 or 4 or 5 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: S2-1+T2-4 Example: S2-1+T2-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group (super-red) Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) (super-red) Helligkeitsgruppe Brightness Group (yellow) Wellenlänge Wavelength (yellow) S2 1 + T2 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion und Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection and color. |