データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

L6714 データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

部品番号 L6714
部品情報  4 phase controller with embedded drivers for Intel VR10, VR11 and AMD 6Bit CPUs
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6714 データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L6714 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6714 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6714 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6714 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6714 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6714 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6714 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6714 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6714 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 70 page
background image
Contents
L6714
2/70
Contents
1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Pin settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Electrical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5
VID Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1
Mapping for the Intel VR11 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2
Voltage Identification (VID) for Intel VR11 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.3
Voltage Identifications (VID) for Intel VR10 mode + 6.25mV . . . . . . . . . . 19
5.4
Mapping for the AMD 6BIT mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.5
Voltage identifications (VID) codes for AMD 6BIT mode . . . . . . . . . . . . . 21
6
Reference schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7
Device description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8
Configuring the device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.1
DAC selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9
Power dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10
Current reading and current sharing loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
10.1
Low side current reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
10.2
Inductor current reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
11
Remote voltage sense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70