| データシートサーチシステム |
|
UPC494 データシート(PDF) 13 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPC494 データシート(HTML) 13 Page - Renesas Technology Corp |
|
13 / 21 page ![]() Data Sheet G12649EJ5V0DS00 11 μPC494 CONNECTION DIAGRAM Operation Mode Output Control Input (Pin 13) Output Mode Output Voltage Waveform Sink (R9, R10 short) C1 C2 Push-pull Ref Out (Pin 14) (JP1 Wired) Source (R11, R12 short) E1 E2 Sink (R9, R10 short) C1, C2 Single-ended operation GND (Pin 7) (JP2 Wired) Source (R11, R12 short) E1, E2 |