| データシートサーチシステム |
|
UPD17P236M4GT データシート(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD17P236M4GT データシート(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp |
|
6 / 34 page ![]() µPD17P236 4 Data Sheet U14776EJ1V0DS00 (2) PROM programming mode • 28-pin plastic SOP (9.53 mm (375)) µPD17P236M1GT, 17P236M2GT, 17P236M3GT, 17P236M4GT D2 D3 D1 D0 D7 D6 D5 D4 MD3 MD2 MD1 MD0 VPP (Open) VDD (Open) CLK GND (L) (L) (L) (Open) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 |