データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS5014-TD14 データシート(PDF) 9 Page - Cirrus Logic

部品番号 CS5014-TD14
部品情報  16, 14 & 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converters
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CIRRUS [Cirrus Logic]
ホームページ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS5014-TD14 データシート(HTML) 9 Page - Cirrus Logic

Back Button CS5014-TD14 Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS5014-TD14 Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS5014-TD14 Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS5014-TD14 Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS5014-TD14 Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS5014-TD14 Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS5014-TD14 Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS5014-TD14 Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS5014-TD14 Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 46 page
background image
90%
10%
tfall
rise
t
90%
10%
Hi-Z
Hi-Z
ch
t
t cs
t ah
t fd
tas
t ra
t ca
HOLD
EOC
Output Data
thpw
tc
LAST CONVERSION DATA VALID
tdd
NEW DATA VALID
t epw
D0-D15
A0
CS
RD
CAL, INTRLV
SDATA
t ss
t sh
SCLK
t pwl
tpwh
Rise and Fall Times
Conversion Timing
Serial Output Timing
Read and Calibration Control Timing
CS5012A, CS5014, CS5016
DS14F6
2-15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com