| データシートサーチシステム |
|
ST7162D データシート(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7162D データシート(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 17 page ![]() SO16 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.65 0.104 a1 0.1 0.2 0.004 0.008 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.014 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.012 C 0.5 0.020 c1 45 ° (typ.) D 10.1 10.5 0.397 0.413 E 10.0 10.65 0.393 0.419 e 1.27 0.050 e3 8.89 0.350 F 7.4 7.6 0.291 0.300 L 0.5 1.27 0.020 0.050 M 0.75 0.029 S8 ° (max.) ST7162 16/17 |