| データシートサーチシステム |
|
L6730CTR データシート(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6730CTR データシート(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 50 page ![]() L6730C - L6730D L6730 Demoboard 37/50 Figure 34. Demoboard schematic Table 7. Demoboard part list Reference Value Manufacturer Package Supplier R1 820Ω Neohm SMD 0603 IFARCAD R2 0Ω Neohm SMD 0603 IFARCAD R3 N.C. R4 10Ω 1% 100mW Neohm SMD 0603 IFARCAD R5 11K 1% 100mW Neohm SMD 0603 IFARCAD R6 6K2 1% 100mW Neohm SMD 0603 IFARCAD R7 4K3 1% 100mW Neohm SMD 0603 IFARCAD R8 2K7 1% 100mW Neohm SMD 0603 IFARCAD R9 1K8 1% 100mW Neohm SMD 0603 IFARCAD R10 1K2 1% 100mW Neohm SMD 0603 IFARCAD R11 2K7 1% 100mW Neohm SMD 0603 IFARCAD R12 1K Neohm SMD 0603 IFARCAD |