| データシートサーチシステム |
|
MAS9184A データシート(PDF) 6 Page - Micro Analog systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MAS9184A データシート(HTML) 6 Page - Micro Analog systems |
|
6 / 9 page ![]() 6 DA9184A.001 September 7, 1998 TIMING ◆ Data format Address Data Selected DAC Data DAC Output Level D11 D10 D9 D8 DAC D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 VSS 1 0 0 0 DAC0 0 0 0 0 0 0 0 1 (VDD-VSS)/256x1+VSS 0 1 0 0 DAC1 0 0 0 0 0 0 1 0 (VDD-VSS)/256x2+VSS 1 1 0 0 DAC2 0 0 0 0 0 0 1 1 (VDD-VSS)/256x3+VSS 0 0 1 0 DAC3 0 0 0 0 0 1 0 0 (VDD-VSS)/256x4+VSS 1 0 1 0 DAC4 0 0 0 0 0 1 0 1 (VDD-VSS)/256x5+VSS 0 1 1 0 DAC5 0 0 0 0 0 1 1 0 (VDD-VSS)/256x6+VSS 1 1 1 0 DAC6 : : : : : : : : : 0 0 0 1 DAC7 : : . : : : : : : 1 0 0 1 DAC8 1 1 1 1 1 0 0 1 (VDD-VSS)/256x249+VSS 0 1 0 1 DAC9 1 1 1 1 1 0 1 0 (VDD-VSS)/256x250+VSS 1 1 0 1 DAC10 1 1 1 1 1 0 1 1 (VDD-VSS)/256x251+VSS 0 0 1 1 DAC11 1 1 1 1 1 1 0 0 (VDD-VSS)/256x252+VSS 1 0 1 1 X 1 1 1 1 1 1 0 1 (VDD-VSS)/256x253+VSS 0 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 0 (VDD-VSS)/256x254+VSS 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 (VDD-VSS)/256x255+VSS X = Don’t care condition ◆ Data format Timing D11 D10 D9 D8 D2 D1 D0 DI CLK LD DAC OUT MSB LSB |