| データシートサーチシステム |
|
2N5191 データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2N5191 データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 4 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 7.4 7.8 0.291 0.307 B 10.5 10.8 0.413 0.445 b 0.7 0.9 0.028 0.035 b1 0.49 0.75 0.019 0.030 C 2.4 2.7 0.040 0.106 c1 1.0 1.3 0.039 0.050 D 15.4 16.0 0.606 0.629 e 2.2 0.087 e3 4.15 4.65 0.163 0.183 F 3.8 0.150 G 3 3.2 0.118 0.126 H 2.54 0.100 c1 H2 0016114 SOT-32 (TO-126) MECHANICAL DATA 2N5191 / 2N5192 3/4 |