| データシートサーチシステム |
|
TS922AIPT データシート(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS922AIPT データシート(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 21 page ![]() Package mechanical data TS922 16/21 5.2 DIP8 package Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A3.3 0.130 a1 0.7 0.028 B 1.39 1.65 0.055 0.065 B1 0.91 1.04 0.036 0.041 b0.5 0.020 b1 0.38 0.5 0.015 0.020 D 9.8 0.386 E8.8 0.346 e 2.54 0.100 e3 7.62 0.300 e4 7.62 0.300 F 7.1 0.280 I 4.8 0.189 L3.3 0.130 Z 0.44 1.6 0.017 0.063 |