| データシートサーチシステム |
|
230 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
230 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() 2STR2230 Package mechanical data 7/9 DIM. mm mils MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.85 1.1 33.4 43.3 B 0.65 0.95 25.6 37.4 C 1.20 1.4 47.2 55.1 D 2.80 3 110.2 118 E 0.95 1.05 37.4 41.3 F 1.9 2.05 74.8 80.7 G2.1 2.5 82.6 98.4 H 0.38 0.48 14.9 18.8 L0.3 0.6 11.8 23.6 M 0 0.1 0 3.9 N 0.3 0.65 11.8 25.6 O 0.09 0.17 3.5 6.7 0044616/B SOT-23 MECHANICAL DATA |