データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

D44H11 データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 D44H11
部品情報  NPN SILICON POWER TRANSISTORS
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

D44H11 データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  D44H11 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics D44H11 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics D44H11 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics D44H11 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics D44H11 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.052
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10.00
10.40
0.394
0.409
L2
16.40
0.645
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.260
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.60
0.102
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011CI
TO-220 MECHANICAL DATA
D44H8/D44H11
4/5



Html Pages

1 2 3 4 5