| データシートサーチシステム |
|
LF60ABP データシート(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LF60ABP データシート(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 46 page ![]() Order code LF00 series 44/46 6 Order code Table 31. Order code Part numbers Packages Output voltage TO-220 TO-220FP DPAK DPAK (T&R) PPAK PPAK (T&R) LF15CV(1) 1. Available on request LF15CP(1) LF15CDT LF15CDT-TR LF15CPT(1) LF15CPT-TR(1) 1.5 V LF15ABV(1) LF15ABP(1) LF15ABDT LF15ABDT-TR LF15ABPT(1) LF15ABPT-TR 1.5 V LF18CV LF18CP(1) LF18CDT LF18CDT-TR LF18CPT LF18CPT-TR 1.8 V LF18ABV LF18ABP(1) LF18ABDT LF18ABDT-TR LF18ABPT LF18ABPT-TR 1.8 V LF25CV LF25CP(1) LF25CDT LF25CDT-TR LF25CPT LF25CPT-TR 2.5 V LF25ABV LF25ABP(1) LF25ABDT LF25ABDT-TR LF25ABPT(1) LF25ABPT-TR 2.5 V LF27CV(1) LF27CP(1) LF27CDT LF27CDT-TR LF27CPT LF27CPT-TR(1) 2.7 V LF27ABV(1) LF27ABP(1) LF27ABDT LF27ABDT-TR LF27ABPT(1) LF27ABPT-TR(1) 2.7 V LF30CV LF30CP(1) LF30CDT LF30CDT-TR LF30CPT LF30CPT-TR(1) 3 V LF30ABV(1) LF30ABP(1) LF30ABDT LF30ABDT-TR LF30ABPT LF30ABPT-TR(1) 3 V LF33CV LF33CP LF33CDT LF33CDT-TR LF33CPT LF33CPT-TR 3.3 V LF33ABV LF33ABP LF33ABDT LF33ABDT-TR LF33ABPT LF33ABPT-TR 3.3 V LF35CV(1) LF35CP(1) LF35CDT LF35CDT-TR(1) LF35CPT(1) LF35CPT-TR(1) 3.5 V LF35ABV(1) LF35ABP(1) LF35ABDT LF35ABDT-TR LF35ABPT(1) LF35ABPT-TR(1) 3.5 V LF40CV(1) LF40CP(1) LF40CDT LF40CDT-TR LF40CPT LF40CPT-TR(1) 4 V LF40ABV(1) LF40ABP(1) LF40ABDT(1) LF40ABDT-TR(1) LF40ABPT(1) LF40ABPT-TR(1) 4 V LF50CV LF50CP LF50CDT LF50CDT-TR LF50CPT LF50CPT-TR 5 V LF50ABV LF50ABP LF50ABDT LF50ABDT-TR LF50ABPT LF50ABPT-TR 5 V LF60CV LF60CP(1) LF60CDT LF60CDT-TR LF60CPT LF60CPT-TR(1) 6 V LF60ABV LF60ABP(1) LF60ABDT LF60ABDT-TR LF60ABPT(1) LF60ABPT-TR(1) 6 V LF80CV LF80CP(1) LF80CDT LF80CDT-TR LF80CPT LF80CPT-TR 8 V LF80ABV LF80ABP(1) LF80ABDT LF80ABDT-TR LF80ABPT LF80ABPT-TR 8 V LF85CV LF85CP LF85CDT LF85CDT-TR LF85CPT LF85CPT-TR 8.5 V LF85ABV LF85ABP(1) LF85ABDT LF85ABDT-TR LF85ABPT(1) LF85ABPT-TR 8.5 V LF90CV LF90CP(1) LF90CDT LF90CDT-TR LF90CPT LF90CPT-TR 9 V LF90ABV LF90ABP(1) LF90ABDT(1) LF90ABDT-TR LF90ABPT LF90ABPT-TR 9 V LF120CV LF120CP(1) LF120CDT LF120CDT-TR LF120CPT LF120CPT-TR 12 V LF120ABV LF120ABP LF120ABDT LF120ABDT-TR LF120ABPT(1) LF120ABPT-TR 12 V |