データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IP5310 データシート(PDF) 27 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

部品番号 IP5310
部品情報  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 データシート(HTML) 27 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 27Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 28Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 29Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 30Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 31Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
27 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
BAT pin 和 VCC pin 的滤波电容需要尽可能的靠近芯片的 pin 脚放置,并且电容的 GND 焊盘附近需要
就近打 GND 过孔



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35