データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IP5320 データシート(PDF) 20 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

部品番号 IP5320
部品情報  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5320 データシート(HTML) 20 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5320 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
20 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
图 9 电池容量配置电路图
典型电池容量配置表:
注:表中电芯容量指单节电池的电芯容量。
LED 灯电量显示模式
IP5389 4 颗电量显示灯方案,连接方式如下:
图 10 4LED 连接方式
4 灯的显示方式:
充电时
电量
C(%)
D1
D2
D3
D4
Fcap
R17
17
LED3
LED2
LED1
D1
D2
100R
100R
4LED mode
LED4
D3
D4
100R
100R
R17 电阻值(欧姆)
对应设定的电芯容量
(mAH)
6.2k
5000mAH
12.4k
10000mAH
18.7k
15000mAH
24.9k
20000mAH
30.9k
25000mAH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32