| データシートサーチシステム |
|
STBV32 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STBV32 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() STBV32 7/9 DIM. mm. MIN. TYP MAX. A1 4.80 T 3.80 T1 1.60 T2 2.30 d 0.48 P0 12.50 12.70 12.90 P2 5.65 6.35 7.05 F1,F2 2.44 2.54 2.94 delta H -2.00 2.00 W 17.50 18.00 19.00 W0 5.70 6.00 6.30 W1 8.50 9.00 9.25 W2 0.50 H 18.50 20.50 H0 15.50 16.00 16.50 H1 25.00 D0 3.80 4.00 4.20 t 0.90 L 11.00 I1 3.00 delta P -1.00 1.00 TO-92 AMMOPACK SHIPMENT (Suffix”-AP”) MECHANICAL DATA |