| データシートサーチシステム |
|
ES9039SPRO データシート(PDF) 75 Page - ESS Technology,Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ES9039SPRO データシート(HTML) 75 Page - ESS Technology,Inc |
|
75 / 95 page ![]() ES9039MPRO & ES9039PRO Datasheet CONFIDENTIAL ADVANCE INFORMATION 0.2.1 75 ESS TECHNOLOGY, INC. 109 Bonaventura Drive, San Jose, CA 95134, USA Tel (408) 643-8800 • WWW.ESSTECH.COM Register 106-99: THD_C2_H Bits [63:48] [47:32] [31:16] [15:0] Default 16'd0 16'd0 16'd0 16'd0 Bits Mnemonic Description [63:48] THD_C2_7 A 16-bit signed coefficient for correcting for the CH8 second harmonic distortion. ������������������������������������ = ������ + ������2 ∗ ������2 + ������3 ∗ ������3 [47:32] THD_C2_6 A 16-bit signed coefficient for correcting for the CH7 second harmonic distortion. ������������������������������������ = ������ + ������2 ∗ ������2 + ������3 ∗ ������3 [31:16] THD_C2_5 A 16-bit signed coefficient for correcting for the CH6 second harmonic distortion. ������������������������������������ = ������ + ������2 ∗ ������2 + ������3 ∗ ������3 [15:0] THD_C2_4 A 16-bit signed coefficient for correcting for the CH5 second harmonic distortion. ������������������������������������ = ������ + ������2 ∗ ������2 + ������3 ∗ ������3 Register 114-107: THD_C3_L Bits [63:48] [47:32] [31:16] [15:0] Default 16'd0 16'd0 16'd0 16'd0 Bits Mnemonic Description [63:48] THD_C3_3 A 16-bit signed coefficient for correcting for the CH4 third harmonic distortion. ������������������������������������ = ������ + ������2 ∗ ������2 + ������3 ∗ ������3 [47:32] THD_C3_2 A 16-bit signed coefficient for correcting for the CH3 third harmonic distortion. ������������������������������������ = ������ + ������2 ∗ ������2 + ������3 ∗ ������3 [31:16] THD_C3_1 A 16-bit signed coefficient for correcting for the CH2 third harmonic distortion. ������������������������������������ = ������ + ������2 ∗ ������2 + ������3 ∗ ������3 [15:0] THD_C3_0 A 16-bit signed coefficient for correcting for the CH1 third harmonic distortion. ������������������������������������ = ������ + ������2 ∗ ������2 + ������3 ∗ ������3 |