| データシートサーチシステム |
|
UR132-26-AF5-3-R データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UR132-26-AF5-3-R データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 4 page ![]() UR132 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 4 www.unisonic.com.tw QW-R102-007,G MARKING INFORMATION PACKAGE VOLTAGE CODE Pin Assignment MARKING OGI RXX SOT-23 GOI RXX5 SOT-25 12:1.2V 15 :1.5V 18:1.8V 22:2.2V 2E:2.5V 26:2.6V 27:2.7V 28:2.8V 30:3.0V 33:3.3V 50:5.0V AD:ADJ IGNNO RXX BLOCK DIAGRAM VOUT VIN Current Limit Themal Limit Current Amp + - + VREF 1.25V GND ADJ For Fixed Voltage Device |