データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RHR801K1 データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 RHR801K1
部品情報  Rad-hard very high-speed comparator
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

RHR801K1 データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button RHR801K1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics RHR801K1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics RHR801K1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics RHR801K1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics RHR801K1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics RHR801K1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics RHR801K1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics RHR801K1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics RHR801K1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
Electrical characteristic curves
RHR801
3
Electrical characteristic curves
Figure 1: ICC drift vs. radiation dose, high-dose rate
Figure 2: ICC drift vs. radiation dose, low-dose rate
Figure 3: VIO histogram at VCC = 3.3 V
Figure 4: VHYST histogram at VCC = 3.3 V
8/32
DocID026299 Rev 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com