| データシートサーチシステム |
|
LM2940-80-TN3-R データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2940-80-TN3-R データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 11 page ![]() LM2940 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 11 www.unisonic.com.tw QW-R102-016.E MARKING INFORMATION PACKAGE VOLTAGE CODE MARKING SOT-223 12 3 LM2940 VOLTAGE CODE DATE CODE LEAD PLATING TO-220 TO-252 TO-263 TO-263-3 10 :10V 12 :12V 15 :15V 50 : 5V 80 : 8V 90 : 9V 12 3 UTC LM2940 VOLTAGECODE DATE CODE LEAD PLATING |