| データシートサーチシステム |
|
81N31-H-AB3-I-R データシート(PDF) 9 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
81N31-H-AB3-I-R データシート(HTML) 9 Page - Unisonic Technologies |
|
9 / 15 page ![]() 81CXXX/81NXXX CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 9 of 15 www.unisonic.com.tw QW-R502-039,I TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS(Cont.) (2) P-CHANNEL DRIVER OUTPUT CURRENT vs. INPUT VOLTAGE 0.0 4.0 16 81C33Q 2.0 6.0 8.0 0 18 20 14 12 10.0 8 10 6 4 2 VDS=2.1V 1.5V 0.5V 1.0V Input Voltage, VIN (V) 0.0 4.0 16 81C27Q 2.0 6.0 8.0 0 18 20 14 12 10.0 8 10 6 4 2 VDS=2.1V 1.5V 0.5V 1.0V Input Voltage, VIN (V) Ta=25℃ Ta=25℃ 0.0 4.0 81C44Q 2.0 6.0 8.0 10.0 16 0 18 20 14 12 8 10 6 4 2 VDS=2.1V 1.5V 0.5V 1.0V Input Voltage, VIN (V) Ta=25℃ (2) TRANSIENT DELAY TIME vs. INPUT VOLTAGE 2.0 6.0 200 81C33Q 8.0 4.0 10.0 50 230 170 140 0.0 110 80 Ta=25℃ Input Voltage, VIN (V) |