| データシートサーチシステム |
|
U3848-S08-R データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
U3848-S08-R データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 13 page ![]() U3848/A/B/C LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 13 www.unisonic.com.tw QW-R103-033,B ORDERING INFORMATION(Cont.) U3848L-D08-T (1)Packing Type (2)Package Type (3)Lead Plating (1) R: Tape Reel, T: Tube (2) D08: DIP-8, S08: SOP-8 (3) L: Lead Free Plating, Blank: Pb/Sn |