| データシートサーチシステム |
|
LD1117AL-33-TQ2-A-R データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD1117AL-33-TQ2-A-R データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 12 page ![]() LD1117/A LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 12 www.unisonic.com.tw QW-R102-006,Q MARKING INFORMATION PACKAGE VOLTAGE CODE MARKING SOT-89 SOT-223 TO-220 TO-252 TO-263 TO-263-3 12 :1.2V 15 :1.5V 18 :1.8V 25 :2.5V 2J :2.85V 30 :3.0V 33 :3.3V 36 :3.6V 50 :5.0V AD :ADJ Note: Current code: Blank: 0.8A A: 1A PIN CONFIGURATION GND VOUT VIN NC VOUT VOUT NC 1 2 3 4 8 7 5 6 VOUT |