| データシートサーチシステム |
|
WM8510GEDS/RV データシート(PDF) 28 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WM8510GEDS/RV データシート(HTML) 28 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
28 / 81 page ![]() WM8510 Production Data w PD Rev 4.1 December 2006 28 LIMITER MODE Table 16 ALC Limiter Mode (Attack and Decay times) ALCMODE = 1 (Limiter Mode) ALCATK tATKLIM tATKLIM6dB tATKLIM90% 0000 22.7µs 182µs 1.31ms 0001 45.4µS 363µs 2.62ms 0010 90.8µS 726µs 5.23ms 0011 182µS 1.45ms 10.5ms 0100 363µS 2.91ms 20.9ms 0101 726µS 5.81ms 41.8ms 0110 1.45ms 11.6ms 83.7ms 0111 2.9ms 23.2ms 167ms 1000 5.81ms 46.5ms 335ms 1001 11.6ms 93ms 669ms 1010 23.2ms 186ms 1.34s Attack Time (s) ALCMODE = 1 (Limiter Mode) ALCDCY tDCYLIM tDCYLIM6dB tDCYLIM90% 0000 90.8µs 726µs 5.23ms 0001 182µS 1.45ms 10.5ms 0010 363µS 2.91ms 20.9ms 0011 726µS 5.81ms 41.8ms 0100 1.45ms 11.6ms 83.7ms 0101 2.91ms 23.2ms 167ms 0110 5.81ms 46.5ms 335ms 0111 11.6ms 93ms 669ms 1000 23.2ms 186ms 1.34s 1001 46.5ms 372ms 2.68s 1010 93ms 744ms 5.36s Attack Time (s) |