データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AT89LS52-16AI データシート(PDF) 7 Page - ATMEL Corporation

部品番号 AT89LS52-16AI
部品情報  8-bit Low-Voltage Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT89LS52-16AI データシート(HTML) 7 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT89LS52-16AI Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation AT89LS52-16AI Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation AT89LS52-16AI Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation AT89LS52-16AI Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation AT89LS52-16AI Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AT89LS52-16AI Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT89LS52-16AI Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation AT89LS52-16AI Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation AT89LS52-16AI Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 40 page
background image
7
2601B–MICRO–03/05
AT89LS52
Table 5-1.
AT89LS52 SFR Map and Reset Values
0F8H
0FFH
0F0H
B
00000000
0F7H
0E8H
0EFH
0E0H
ACC
00000000
0E7H
0D8H
0DFH
0D0H
PSW
00000000
0D7H
0C8H
T2CON
00000000
T2MOD
XXXXXX00
RCAP2L
00000000
RCAP2H
00000000
TL2
00000000
TH2
00000000
0CFH
0C0H
0C7H
0B8H
IP
XX000000
0BFH
0B0H
P3
11111111
0B7H
0A8H
IE
0X000000
0AFH
0A0H
P2
11111111
AUXR1
XXXXXXX0
WDTRST
XXXXXXXX
0A7H
98H
SCON
00000000
SBUF
XXXXXXXX
9FH
90H
P1
11111111
97H
88H
TCON
00000000
TMOD
00000000
TL0
00000000
TL1
00000000
TH0
00000000
TH1
00000000
AUXR
XXX00XX0
8FH
80H
P0
11111111
SP
00000111
DP0L
00000000
DP0H
00000000
DP1L
00000000
DP1H
00000000
PCON
0XXX0000
87H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40