| データシートサーチシステム |
|
AT89C51CC03CA-RDTZM データシート(PDF) 44 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AT89C51CC03CA-RDTZM データシート(HTML) 44 Page - ATMEL Corporation |
|
44 / 197 page ![]() 44 AT89C51CC03 4182K–CAN–05/06 Figure 24. Flash Memory Architecture with ENBOOT=0 (user modemode) FFFFh 64K Bytes FM0 0000h Hardware Security (1 byte) Column Latches (128 Bytes) Extra Row (128 Bytes) 2K Bytes Flash memory FM1 boot space FFFFh F800h FM1 mapped between FFFFh and F800h when bit ENBOOT is set in AUXR1 register F800h Memory space not accessible |