データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CEU2182 データシート(PDF) 3 Page - Chino-Excel Technology

部品番号 CEU2182
部品情報  N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CET [Chino-Excel Technology]
ホームページ  http://www.cetsemi.com
Logo CET - Chino-Excel Technology

CEU2182 データシート(HTML) 3 Page - Chino-Excel Technology

  CEU2182 Datasheet HTML 1Page - Chino-Excel Technology CEU2182 Datasheet HTML 2Page - Chino-Excel Technology CEU2182 Datasheet HTML 3Page - Chino-Excel Technology CEU2182 Datasheet HTML 4Page - Chino-Excel Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CED2182/CEU2182
3
Ciss
Coss
Crss
1500
1250
1000
750
500
250
0
0
2
4
6
8
10
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
Figure 1. Output Characteristics
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
Figure 2. Transfer Characteristics
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
Figure 3. Capacitance
TJ, Junction Temperature( C)
Figure 4. On-Resistance Variation
with Temperature
2.2
1.9
1.6
1.3
1.0
0.7
0.4
V
GS=4.5V
I
D=15A
-100
-50
0
50
100
150
200
TJ, Junction Temperature( C)
Figure 5. Gate Threshold Variation
with Temperature
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
V
DS=VGS
I
D=250µA
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
VSD, Body Diode Forward Voltage (V)
Figure 6. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
0.2
0.6
1.0
1.4
10
1
10
0
10
2
2.2
1.8
V
GS=0V
50
40
30
20
10
0
0
1
2
6
4
3
5
V
GS=10 thru 4V
V
GS=3.0V
80
60
40
20
0
0
2
4
100
6
8
T
J=125 C
-55 C
25 C



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com