データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LT1009ILPR データシート(PDF) 16 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 LT1009ILPR
部品情報  2.5-V INTEGRATED REFERENCE CIRCUIT
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LT1009ILPR データシート(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button LT1009ILPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com