| データシートサーチシステム |
|
P322DB12UI データシート(PDF) 13 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
P322DB12UI データシート(HTML) 13 Page - Advanced Micro Devices |
|
13 / 51 page ![]() December 4, 2006 23569A5 Am29PDS322D 11 D A TA SH EET Table 3. Am29PDS322DT Top Boot Sector Addresses Bank Sector Sector Address A20–A12 Sector Size (Kwords) (x16) Address Range SA0 000000xxx 32 000000h–07FFFh SA1 000001xxx 32 008000h–0FFFFh SA2 000010xxx 32 010000h–17FFFh SA3 000011xxx 32 018000h–01FFFFh SA4 000100xxx 32 020000h–027FFFh SA5 000101xxx 32 028000h–02FFFFh SA6 000110xxx 32 030000h–037FFFh SA7 000111xxx 32 038000h–03FFFFh SA8 001000xxx 32 040000h–047FFFh SA9 001001xxx 32 048000h–04FFFFh SA10 001010xxx 32 050000h–057FFFh SA11 001011xxx 32 058000h–05FFFFh SA12 001100xxx 32 060000h–067FFFh SA13 001101xxx 32 068000h–06FFFFh SA14 001110xxx 32 070000h–077FFFh SA15 001111xxx 32 078000h–07FFFFh SA16 010000xxx 32 080000h–087FFFh SA17 010001xxx 32 088000h–08FFFFh SA18 010010xxx 32 090000h–097FFFh SA19 010011xxx 32 098000h–09FFFFh SA20 010100xxx 32 0A0000h–0A7FFFh SA21 010101xxx 32 0A8000h–0AFFFFh SA22 010110xxx 32 0B0000h–0B7FFFh SA23 010111xxx 32 0B8000h–0BFFFFh SA24 011000xxx 32 0C0000h–0C7FFFh SA25 011001xxx 32 0C8000h–0CFFFFh SA26 011010xxx 32 0D0000h–0D7FFFh SA27 011011xxx 32 0D8000h–0DFFFFh SA28 011100xxx 32 0E0000h–0E7FFFh SA29 011101xxx 32 0E8000h–0EFFFFh SA30 011110xxx 32 0F0000h–0F7FFFh SA31 011111xxx 32 0F8000h–0FFFFFh SA32 100000xxx 32 100000h–107FFFh SA33 100001xxx 32 108000h–10FFFFh SA34 100010xxx 32 110000h–117FFFh SA35 100011xxx 32 118000h–11FFFFh SA36 100100xxx 32 120000h–127FFFh SA37 100101xxx 32 128000h–12FFFFh SA38 100110xxx 32 130000h–137FFFh SA39 100111xxx 32 138000h–13FFFFh SA40 101000xxx 32 140000h–147FFFh SA41 101001xxx 32 148000h–14FFFFh SA42 101010xxx 32 150000h–157FFFh SA43 101011xxx 32 158000h–15FFFFh |