データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

32_SMB-50-0-1111_N データシート(PDF) 2 Page - Huber+Suhner, Inc.

部品番号 32_SMB-50-0-1111_N
部品情報  COAXIAL ADAPTER, SMB, 50 Ohm, plug / plug (male / male)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HUBERSUHNER [Huber+Suhner, Inc.]
ホームページ  https://www.hubersuhner.com
Logo HUBERSUHNER - Huber+Suhner, Inc.

32_SMB-50-0-1111_N データシート(HTML) 2 Page - Huber+Suhner, Inc.

  32_SMB-50-0-1111_N Datasheet HTML 1Page - Huber+Suhner, Inc. 32_SMB-50-0-1111_N Datasheet HTML 2Page - Huber+Suhner, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2/2
DATA SHEET
COAXIAL ADAPTER, SMB, 50 Ohm, plug / plug (male / male)
32_SMB-50-0-1/111_N
Mechanical data
Weight
0.0031 kg
Mating cycles
500
Environmental data
Operation temperature
-65 °C ... 165°C
Ordering Information Table
Item number
Item description
Packaging type
22640222
32_SMB-50-0-1/111_NE
Single
HUBER+SUHNER is certified by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, AS/
EN 9100 and ISO/TS 22163-IRIS. Waiver: Facts and figures herein are for
information only and do not represent any warranty of any kind.
DOCUMENT PIM-P2281 / Date of publication: 26.11.2023 / uncontrolled copy
hubersuhner.com



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com