| データシートサーチシステム |
|
PN8366MSSC-R1 データシート(PDF) 7 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PN8366MSSC-R1 データシート(HTML) 7 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited |
|
7 / 9 page ![]() PN8366 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址: http://www.chipown.com.cn Rev.A.1508 7 / 9 工作频率随输出电流减小而减小,波形如图 2所示。 图 2 工作频率、Vipeak和负载关系 4. 电流检测和前沿消隐 PN8366提供逐周期电流检测功能。芯片通过CS引脚的电阻检测功率管电流,CC模式设置点和最大输出功率 都通过外部调整 CS引脚上的电阻实现。功率管开通瞬间会产生尖峰电压,内部前沿消隐电路可防止误触发而不需 要额外的 RC滤波电路。 5. 可编程线缆补偿功能 线缆补偿模块通过 FB引脚输出一路补偿电流,流入分压电阻,如图3所示,改变电压反馈值,可以使输出线 损压降得到补偿。当负载从满载减小到空载时,线损压降也同样减小。 PN8366通过设置FB电阻的阻值可以调整 线补偿的幅度。调整幅度公式如下: V R R I V V cable O cable 5 . 2 ) 1 // 2 ( × = ( 4) 由于受到芯片采样位置和系统其他器件的影响,实际线补偿幅度小于理论计算值,但是趋势不会改变。 图 3 线补电流 |