データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IR3084A データシート(PDF) 13 Page - International Rectifier

部品番号 IR3084A
部品情報  XPHASE TM VR 10/11 CONTROL IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IR3084A データシート(HTML) 13 Page - International Rectifier

Back Button IR3084A Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IR3084A Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IR3084A Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IR3084A Datasheet HTML 12Page - International Rectifier IR3084A Datasheet HTML 13Page - International Rectifier IR3084A Datasheet HTML 14Page - International Rectifier IR3084A Datasheet HTML 15Page - International Rectifier IR3084A Datasheet HTML 16Page - International Rectifier IR3084A Datasheet HTML 17Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 45 page
background image
IR3084A
Page 13 of 45
10/30/2006
VID4
VID3
VID2
VID1
VID0
VID5
VID6
Voltage
VID4
VID3
VID2
VID1
VID0
VID5
VID6
Voltage
0
1
0
1
0
1
1
1.60000
1
1
0
1
0
1
1
1.20000
0
1
0
1
0
1
0
1.59375
1
1
0
1
0
1
0
1.19375
0
1
0
1
1
0
1
1.58750
1
1
0
1
1
0
1
1.18750
0
1
0
1
1
0
0
1.58125
1
1
0
1
1
0
0
1.18125
0
1
0
1
1
1
1
1.57500
1
1
0
1
1
1
1
1.17500
0
1
0
1
1
1
0
1.56875
1
1
0
1
1
1
0
1.16875
0
1
1
0
0
0
1
1.56250
1
1
1
0
0
0
1
1.16250
0
1
1
0
0
0
0
1.55625
1
1
1
0
0
0
0
1.15625
0
1
1
0
0
1
1
1.55000
1
1
1
0
0
1
1
1.15000
0
1
1
0
0
1
0
1.54375
1
1
1
0
0
1
0
1.14375
0
1
1
0
1
0
1
1.53750
1
1
1
0
1
0
1
1.13750
0
1
1
0
1
0
0
1.53125
1
1
1
0
1
0
0
1.13125
0
1
1
0
1
1
1
1.52500
1
1
1
0
1
1
1
1.12500
0
1
1
0
1
1
0
1.51875
1
1
1
0
1
1
0
1.11875
0
1
1
1
0
0
1
1.51250
1
1
1
1
0
0
1
1.11250
0
1
1
1
0
0
0
1.50625
1
1
1
1
0
0
0
1.10625
0
1
1
1
0
1
1
1.50000
1
1
1
1
0
1
1
1.10000
0
1
1
1
0
1
0
1.49375
1
1
1
1
0
1
0
1.09375
0
1
1
1
1
0
1
1.48750
1
1
1
1
1
0
1
FAULT
0
1
1
1
1
0
0
1.48125
1
1
1
1
1
0
0
FAULT
0
1
1
1
1
1
1
1.47500
1
1
1
1
1
1
1
FAULT
0
1
1
1
1
1
0
1.46875
1
1
1
1
1
1
0
FAULT
1
0
0
0
0
0
1
1.46250
0
0
0
0
0
0
1
1.08750
1
0
0
0
0
0
0
1.45625
0
0
0
0
0
0
0
1.08125
1
0
0
0
0
1
1
1.45000
0
0
0
0
0
1
1
1.07500
1
0
0
0
0
1
0
1.44375
0
0
0
0
0
1
0
1.06875
1
0
0
0
1
0
1
1.43750
0
0
0
0
1
0
1
1.06250
1
0
0
0
1
0
0
1.43125
0
0
0
0
1
0
0
1.05625
1
0
0
0
1
1
1
1.42500
0
0
0
0
1
1
1
1.05000
1
0
0
0
1
1
0
1.41875
0
0
0
0
1
1
0
1.04375
1
0
0
1
0
0
1
1.41250
0
0
0
1
0
0
1
1.03750
1
0
0
1
0
0
0
1.40625
0
0
0
1
0
0
0
1.03125
1
0
0
1
0
1
1
1.40000
0
0
0
1
0
1
1
1.02500
1
0
0
1
0
1
0
1.39375
0
0
0
1
0
1
0
1.01875
1
0
0
1
1
0
1
1.38750
0
0
0
1
1
0
1
1.01250
1
0
0
1
1
0
0
1.38125
0
0
0
1
1
0
0
1.00625
1
0
0
1
1
1
1
1.37500
0
0
0
1
1
1
1
1.00000
1
0
0
1
1
1
0
1.36875
0
0
0
1
1
1
0
0.99375
1
0
1
0
0
0
1
1.36250
0
0
1
0
0
0
1
0.98750
1
0
1
0
0
0
0
1.35625
0
0
1
0
0
0
0
0.98125
1
0
1
0
0
1
1
1.35000
0
0
1
0
0
1
1
0.97500
1
0
1
0
0
1
0
1.34375
0
0
1
0
0
1
0
0.96875
1
0
1
0
1
0
1
1.33750
0
0
1
0
1
0
1
0.96250
1
0
1
0
1
0
0
1.33125
0
0
1
0
1
0
0
0.95625
1
0
1
0
1
1
1
1.32500
0
0
1
0
1
1
1
0.95000
1
0
1
0
1
1
0
1.31875
0
0
1
0
1
1
0
0.94375
1
0
1
1
0
0
1
1.31250
0
0
1
1
0
0
1
0.93750
1
0
1
1
0
0
0
1.30625
0
0
1
1
0
0
0
0.93125
1
0
1
1
0
1
1
1.30000
0
0
1
1
0
1
1
0.92500
1
0
1
1
0
1
0
1.29375
0
0
1
1
0
1
0
0.91875
1
0
1
1
1
0
1
1.28750
0
0
1
1
1
0
1
0.91250
1
0
1
1
1
0
0
1.28125
0
0
1
1
1
0
0
0.90625
1
0
1
1
1
1
1
1.27500
0
0
1
1
1
1
1
0.90000
1
0
1
1
1
1
0
1.26875
0
0
1
1
1
1
0
0.89375
1
1
0
0
0
0
1
1.26250
0
1
0
0
0
0
1
0.88750
1
1
0
0
0
0
0
1.25625
0
1
0
0
0
0
0
0.88125
1
1
0
0
0
1
1
1.25000
0
1
0
0
0
1
1
0.87500
1
1
0
0
0
1
0
1.24375
0
1
0
0
0
1
0
0.86875
1
1
0
0
1
0
1
1.23750
0
1
0
0
1
0
1
0.86250
1
1
0
0
1
0
0
1.23125
0
1
0
0
1
0
0
0.85625
1
1
0
0
1
1
1
1.22500
0
1
0
0
1
1
1
0.85000
1
1
0
0
1
1
0
1.21875
0
1
0
0
1
1
0
0.84375
1
1
0
1
0
0
1
1.21250
0
1
0
1
0
0
1
0.83750
1
1
0
1
0
0
0
1.20625
0
1
0
1
0
0
0
0.83125
Table 1 – VR10 VID Table with 6.25mV extension



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45