データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EE650 データシート(PDF) 6 Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H

部品番号 EE650
部品情報  Air Velocity Sensor for HVAC Applications
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EPLUSE [E+E Elektronik Ges.m.b.H]
ホームページ  https://www.epluse.com/
Logo EPLUSE - E+E Elektronik Ges.m.b.H

EE650 データシート(HTML) 6 Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H

  EE650 Datasheet HTML 1Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H EE650 Datasheet HTML 2Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H EE650 Datasheet HTML 3Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H EE650 Datasheet HTML 4Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H EE650 Datasheet HTML 5Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H EE650 Datasheet HTML 6Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H EE650 Datasheet HTML 7Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H EE650 Datasheet HTML 8Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H EE650 Datasheet HTML 9Page - E+E Elektronik Ges.m.b.H  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Datasheet EE650
v2.1 / Modification rights reserved | 6
Technical Data
Power supply class III
USA & Canada: Class 2 supply necessary
24 V DC ±20 %
Current consumption, max.
Electrical connection
Screw terminals max. 1.5 mm2 (AWG 16)
Cable gland
M16x1.5
Humidity working range
5…95 %RH, non-condensing
Temperature working range
Probe
Electronics
Storage
-25...+50 °C (-13...+122 °F)
-10...+50 °C (14...122 °F)
-30...+60 °C (-22...+140 °F)
Enclosure material
Polycarbonate (PC), UL94V-0 approved
Protection rating
Enclosure
Remote probe
IP65 / NEMA 4X
IP20
Electromagnetic compatibility
EN 61326-1
EN 61326-2-3
Industrial environment
FCC Part15 Class A
ICES-003 Class A
Conformity
AC supply
DC supply
Analogue output
170 mA
70 mA
RS485
120 mA
50 mA
General



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com