データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AP133-WG-7 データシート(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated

部品番号 AP133-WG-7
部品情報  300mA, LOW QUIESCENT CURRENT, FAST TRANSIENT LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP133-WG-7 データシート(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated

Back Button AP133-WG-7 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated AP133-WG-7 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated AP133-WG-7 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated AP133-WG-7 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AP133-WG-7 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP133-WG-7 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP133-WG-7 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP133-WG-7 Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated AP133-WG-7 Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
AP133
300mA, LOW QUIESCENT CURRENT, FAST TRANSIENT
LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
AP133 Rev. 1
6 of 14
APRIL 2007
www.diodes.com
© Diodes Incorporated
Typical Performance Characteristics
(Continued)
ADJ Pin Voltage vs. Input Voltage
0.7990
0.7995
0.8000
0.8005
0.8010
0.8015
0.8020
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Input Voltage (V)
Dropout Voltage vs. IOUT
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
IOUT (mA)
25°C
90°C
-45°C
Current Limit Protection
Time (50us/div)
Current Limit vs. Temperature
500
550
600
650
700
750
800
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
Temperature (°C)
Vin=3.3V, Vout=1.2V
Vin=5.0V, Vout=3.3V
Short Circuit Protection
Time (1ms/div)
Short Circuit Protection
Time (2ms/div)
VOUT=3.3V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com