データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PCE-MSM4 データシート(PDF) 2 Page - PCE Instruments.

部品番号 PCE-MSM4
部品情報  Decibel Meter PCE-MSM 4
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PCE [PCE Instruments.]
ホームページ  https://www.pce-instruments.com/
Logo PCE - PCE Instruments.

PCE-MSM4 データシート(HTML) 2 Page - PCE Instruments.

  PCE-MSM4 Datasheet HTML 1Page - PCE Instruments. PCE-MSM4 Datasheet HTML 2Page - PCE Instruments.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Specifications
Noise ranges
Low  30 ... 80 dB
Medium 50 ... 100 dB
High 80 ... 130 dB
Auto 30 ... 130 dB
Resolution
0.1 dB
Accuracy
± 1.4 dB
Frequency range
31.5 Hz...8 kHz
Time evaluation
FAST (125 ms)
SLOW (1 sec)
Frequency rating
A and C
Microphone type
Electret
Display
4-digit LCD
Alarm function
OVER and UNDER
Automatic shutdown
After approx. 15 minutes of inactivity
Power supply
9V battery
Battery life
At least 30 hours
Environmental conditions 0 ... 40°C / 32 ... 104°F, 10 ... 90% rel. humidity
Storage conditions
-10 ... 60°C / 14 ... 140°F, 10 ... 75% rel. humidity
Weight
340 g / < 1 lb (without battery)
Dimensions
283 x 93 x 45 mm / 11.1 x 3.7 x 1.8 in
Standard
IEC61672-1 Class 2
More information
Manual
Video
Video Manual
More product info
Similar products



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com