データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

P3333 データシート(PDF) 14 Page - OSRAM GmbH

部品番号 P3333
部品情報  This device is especially designed for full color RG applications.
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

P3333 データシート(HTML) 14 Page - OSRAM GmbH

Back Button P3333 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH P3333 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH P3333 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH P3333 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH P3333 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH P3333 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH P3333 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH P3333 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH P3333 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 28 page
background image
KRT LSLPS1.32
DATASHEET
DATASHEET
14 | Version 1.2 | 2024-01-29
Dominant Wavelength 6)
Δλ
dom = f(IF); TS = 25 °C
KRTLSLPS1.32
IF /mA
-10
-5
0
5
10
∆λ dom /nm
:truegreen



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28