データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PCE-MSR150 データシート(PDF) 2 Page - PCE Instruments.

部品番号 PCE-MSR150
部品情報  Magnetic Stirrer PCE-MSR 150
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PCE [PCE Instruments.]
ホームページ  https://www.pce-instruments.com/
Logo PCE - PCE Instruments.

PCE-MSR150 データシート(HTML) 2 Page - PCE Instruments.

  PCE-MSR150 Datasheet HTML 1Page - PCE Instruments. PCE-MSR150 Datasheet HTML 2Page - PCE Instruments.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Specifications
Drive the stirring points
Motor
Max. Stirring volume
10 l
Adjustable speed
200 ... 2200 Umin-1
Accuracy speed
± 20 umin-1
Timer range
1 ... 999 minutes infinity
Recommended length of the stir bar
25 ... 60 mm / 1 x 2.4 in
Material stirring plate
Stainless steel
 
 
Heating
Room temperature .... 230°C /
446°F
Resolution / setting range heating
temperature  
1°C / 33.8°F
Stirrer field
Ø115 mm / 4.5 in
Protection class
IP43
Operating conditions
5 .... 40°C / 41 ... 104°F
Max. 80% rh
Power supply
Power supply 24V / 1.5 A DC
Input
5.5 W
Dimensions
156 x 248 x 77 mm / 6.1 x 9.8 x 3
in 
Weight
About 1.4 kg / 3.1 lbs
 
 
More information
Manual
More product info
Similar products



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com