| データシートサーチシステム |
|
PCF84C00B データシート(PDF) 18 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF84C00B データシート(HTML) 18 Page - NXP Semiconductors |
|
18 / 24 page ![]() 1996 Nov 25 18 Philips Semiconductors Product specification 8-bit microcontroller with I2C-bus interface PCF84C00 handbook, full pagewidth MGG419 8 D CP EN D × n−1 8 8 D CP EN D × 0 EPROM (2732 2716) 8 8 8 8 DECODER 8-BIT LATCH 8 8 5 8 P0 A11 to A00 P1 P2 PCF84C00T T1 D7-D0 RESET DXALE XTAL1 XTAL2 EXDI DXRD DXWR INT PSEN Fig.20 Block diagram of the external Dx register interface. The Dx interface can only be used with PCF84C00T. |