データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

15552B データシート(PDF) 2 Page - Heyco.

部品番号 15552B
部品情報  Nylon Push Screws – HPLP Series
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HEYCO [Heyco.]
ホームページ  https://www.heyco.com/
Logo HEYCO - Heyco.

15552B データシート(HTML) 2 Page - Heyco.

  15552B Datasheet HTML 1Page - Heyco. 15552B Datasheet HTML 2Page - Heyco.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
7-HPLP 2
1-800-526-4182 • 732-286-1800 (NJ) • FAX: 732-244-8843 • www.heyco.com
“Stay Connected” with
HEYware Products
®
PART NO.
DESCRIPTION
PART DIMENSIONS
Style
Threaded
Clearance Hole
Min Panel
Max Panel
AB
C
Push In
Pull Out
Hole Type
±.015 (0,4mm)
Thickness E
Thickness F
Head
Overall
Head
Force
Force
Height
Length
Diameter
Max.
Min.
Imperial
Metric
in.
mm.
in.
mm.
in.
mm.
Natural
Black
in.
mm.
in.
mm.
in.
mm.
lbf
N
lbf
N
.03
0,7
.16
4,0
15542
15542B
HPLPB 083-024
.24
6,0
#4
M3
.083
2,1
.12
3,0
.24
6,0
15544
15544B
HPLPB 083-032
.09
2,4
.32
8,0
.22
5,6
6.7
30
11.2
50
.18
4,6
.32
8,0
15546
15546B
HPLPB 083-039
.39
10,0
.26
6,7
.39
10,0
15548
15548B
HPLPB 083-047
.47
12,0
.10
2,6
.22
5,7
15550
15550B
HPLPB 125-032
.32
8,0
7.9
35
20.2
90
.04
1,1
.24
6,2
15552
15552B
HPLPB 125-033
.33
8,5
#8
M4
.125
3,2
.15
3,7
.30
7,7
15554
15554B
HPLPB 125-039
.12
3,1
.39
10,0
.32
8,0
.18
4,6
.38
9,7
15556
15556B
HPLPB 125-047
.47
12,0
9
40
27.0
120
.25
6,4
.46
11,7
15558
15558B
HPLPB 125-055
.55
14,0
.32
8,1
.54
13,7
15560
15560B
HPLPB 125-063
.63
16,0
.08
2,0
.21
5,4
15562
15562B
HPLPB 161-035
.35
9,0
7.9
35
22.5
100
.14
3,6
.25
6,4
15564
15564B
HPLPB 161-039
.39
10,0
.12
3,0
.33
8,4
15566
15566B
HPLPB 161-047
.47
12,0
#10
M5
.161
4,1
.24
6,1
.45
11,4
15568
15568B
HPLPB 161-059
.15
3,7
.59
15,0
.37
9,5
10.1
45
33.7
150
2
.28
7,1
.49
12,4
15570
15570B
HPLPB 161-063
.63
16,0
.36
9,1
.57
14,4
15572
15572B
HPLPB 161-071
.71
18,0
.38
9,7
.65
16,4
15574
15574B
HPLPB 161-079
.79
20,0
.10
2,6
.21
5,4
15576
15576B
HPLPB 201-039
.39
10,0
7.9
35
27.0
120
.17
4,3
.29
7,4
15578
15578B
HPLPB 201-047
.47
12,0
.12
3,0
.35
8,9
15580
15580B
HPLPB 201-053
.53
13,5
1/4-20
M6
.201
5,1
.18
4,6
.41
10,4
15582
15582B
HPLPB 201-059
.18
4,6
.59
15,0
.47
12,0
.16
4,1
.45
11,4
15584
15584B
HPLPB 201-063
.63
16,0
10.1
45
38.2
170
.29
7,4
.53
13,4
15586
15586B
HPLPB 201-071
.71
18,0
.38
9,7
.61
15,4
15588
15588B
HPLPB 201-079
.79
20,0
.53
13,5
.80
20,4
15590
15590B
HPLPB 201-098
.98
25,0
.07
1,8
.26
6,5
15592
15592B
HPLPB 250-047
.47
12,0
40.5
180
.14
3,5
.41
10,5
15594
15594B
HPLPB 250-063
.63
16,0
.21
5,3
.49
12,5
15596
15596B
HPLPB 250-071
.71
18,0
5/16-18
M8
.250
6,4
.32
8,0
.57
14,5
15598
15598B
HPLPB 250-079
.24
6,0
.79
20,0
.63
16,0
12.4
55
47.3
210
.51
13,0
.77
19,5
15600
15600B
HPLPB 250-098
.98
25,0
.70
17,7
.96
24,5
15602
15602B
HPLPB 250-118
1.18
30,0
.90
22,9
1.16
29,5
15604
15604B
HPLPB 250-138
1.38
35,0
.03
0,7
.16
4,0
15606
15606B
HPLPC 083-024
.24
6,0
#4
M3
.083
2,1
.12
3,0
.24
6,0
15608
15608B
HPLPC 083-032
.09
2,4
.32
8,0
.22
5,6
6.7
30
11.2
50
.18
4,6
.32
8,0
15610
15610B
HPLPC 083-039
.39
10,0
.26
6,7
.39
10,0
15612
15612B
HPLPC 083-047
.47
12,0
.10
2,6
.22
5,7
15614
15614B
HPLPC 125-032
.32
8,0
7.9
35
20.2
90
.04
1,1
.24
6,2
15616
15616B
HPLPC 125-033
.33
8,5
#8
M4
.125
3,2
.15
3,7
.30
7,7
15618
15618B
HPLPC 125-039
.12
3,1
.39
10,0
.32
8,0
.18
4,6
.38
9,7
15620
15620B
HPLPC 125-047
.47
12,0
9
40
27.0
120
.25
6,4
.46
11,7
15622
15622B
HPLPC 125-055
.55
14,0
.32
8,1
.54
13,7
15624
15624B
HPLPC 125-063
.63
16,0
.08
2,0
.21
5,4
15626
15626B
HPLPC 161-035
.35
9,0
7.9
35
22.5
100
.14
3,6
.25
6,4
15628
15628B
HPLPC 161-039
.39
10,0
.12
3,0
.33
8,4
15630
15630B
HPLPC 161-047
.47
12,0
#10
M5
.161
4,1
.24
6,1
.45
11,4
15632
15632B
HPLPC 161-059
.15
3,7
.59
15,0
.37
9,5
10.1
45
33.7
150
.28
7,1
.49
12,4
15634
15634B
HPLPC 161-063
.63
16,0
3
.36
9,1
.57
14,4
15636
15636B
HPLPC 161-071
.71
18,0
.38
9,7
.65
16,4
15638
15638B
HPLPC 161-079
.79
20,0
.10
2,6
.21
5,4
15640
15640B
HPLPC 201-039
.39
10,0
7.9
35
27.0
120
.17
4,3
.29
7,4
15642
15642B
HPLPC 201- 047
.47
12,0
.12
3,0
.35
8,9
15644
15644B
HPLPC 201-053
.53
13,5
1/4-20
M6
.201
5,1
.18
4,6
.41
10,4
15646
15646B
HPLPC 201-059
.18
4,6
.59
15,0
.47
12,0
.16
4,1
.45
11,4
15648
15648B
HPLPC 201-063
.63
16,0
10.1
45
38.2
170
.29
7,4
.53
13,4
15650
15650B
HPLPC 201-071
.71
18,0
.38
9,7
.61
15,4
15652
15652B
HPLPC 201-079
.79
20,0
.53
13,5
.80
20,4
15654
15654B
HPLPC 201-098
.98
25,0
.07
1,8
.26
6,5
15656
15656B
HPLPC 250-047
.47
12,0
40.5
180
.14
3,5
.41
10,5
15658
15658B
HPLPC 250-063
.63
16,0
.21
5,3
.49
12,5
15660
15660B
HPLPC 250-071
.71
18,0
5/16-18
M8
.250
6,4
.32
8,0
.57
14,5
15662
15662B
HPLPC 250-079
.24
6,0
.79
20,0
.63
16,0
12.4
55
47.3
210
.51
13,0
.77
19,5
15664
15664B
HPLPC 250-098
.98
25,0
.70
17,7
.96
24,5
15666
15666B
HPLPC 250-118
1.18
30,0
.90
22,9
1.16
29,5
15668
15668B
HPLPC 250-138
1.38
35,0
HEYClip™ Nylon Push Screws – HPLP Series (continued)



Html Pages

1 2