| データシートサーチシステム |
|
B65811-J-R41 データシート(PDF) 2 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B65811-J-R41 データシート(HTML) 2 Page - EPCOS |
|
2 / 9 page ![]() 225 08/01 Ungapped Material AL value nH µe AL1min nH PV W/set Ordering code -D with center hole -J w/o center hole N26 2900 + 30/– 20 % 1550 B65811-D-R26 N30 5700 + 30/– 20 % 2680 B65811-J-R30 T38 12500 + 40/– 30 % 5870 B65811-J-Y38 N49 2200 + 30/– 20 % 1040 1270 < 0,37 (50 mT, 500 kHz, 100 °C) B65811-J-R49 N87 3300 + 30/– 20 % 1560 1900 < 1,20 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B65811-J-R87 N971) 3300 + 30/– 20 % 1560 1900 < 1,00 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B65811-J-R97 N41 4100 + 30/– 20 % 1930 1900 < 0,36 (200 mT, 25 kHz, 100 °C) B65811-J-R41 1) Preliminary data B65811 Core RM 8 |