| データシートサーチシステム |
|
B84144-A36-R データシート(PDF) 6 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B84144-A36-R データシート(HTML) 6 Page - EPCOS |
|
6 / 13 page ![]() 279 04/02 4-Line Filters B84144 for Converters and Power Electronics B84144-A180-R PE M10 x 35 16±0,5 LINE LOAD 6,6±0,2 82,5±0,2 404 max. 301 max. 82,5±0,2 SSB1087-V 2 95 mm Anschlussklemmen 141 max. 110±0,4 4 x M6/6 mm tief Marking Terminal blocks 95 mm2 4 × M6 / 6 mm deep |