| データシートサーチシステム |
|
AM55-0004 データシート(PDF) 2 Page - Tyco Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM55-0004 データシート(HTML) 2 Page - Tyco Electronics |
|
2 / 8 page ![]() !" ! " ! " # # $ %&''()) **)) + ,%-.& ()) **)) # $% $ %// 0-'& 1./ *'' + ,%// 0-'& 1./ ('' # & $ %&0 // &// &*-) + ,%&0 // &// &*-& 2 * 0& % + - % .& 0& % + - % , 3 * 80'2D 2 * 2DD I .2 2AA I 1 2 2DD 2AA I &2 $ /'J 8&1J 5 $ )1J 801'J 0 :, " * " $ I 8*1 '% ( . @ .% @ .% # # ( & 0 A4D =+ D A * 25G $ = 5 ! / 2 $, '2 =, ( A4D =+ D A / $, 4 $ $ = 1 A4D =D D A ) A4D =+ D A . 4$ 4 F$ $ = & A4D =+ D A - =, F$ = $ = 0' A4D =+ D A 00 A4D =+ D A 0* 2DD0 3 " 3 !8* . 8) ' 0( 5 2: $, 5 3 4<K '2 L 3 / 2M 3 0/ A4D =+ D A 01 A4D =+ D A 0) 3 4 =+ 3 0. A4D =+ D A 0& 2A0 4 " 3 ! ! N 2DD0 C " ! (' %0' O 0- A4D =+ D A *' 2A* 4 " 3 ! N 2DD* C " ! )1 %P 0 O *0 A4D 5 5 =+ D A ** A4D 5 5 =+ D A *( A4D 5 5 =+ D A */ A4D 5 5 =+ D A *1 3 F$ =+ 3 *) 2DD* 3 " 3 !8* . 8) ' *. 25G $ = 5 !'2 $, / 2 =, *& A4D =+ D A ) . + 6 6 3 $, Q Q 3 5 Q Q 6$ - '2 / '2 $ = 5 $Q '2 / '2 Q $ = 5 =, / '2 '2 Q % 0 Q I D > |