| データシートサーチシステム |
|
DR65-0001 データシート(PDF) 2 Page - Tyco Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DR65-0001 データシート(HTML) 2 Page - Tyco Electronics |
|
2 / 2 page ![]() ! " ! " # $ %&'' ()) **)) + ,%-.& ()) **)) # $ %// 0-'& 1./ *'' + ,%// 0-'& 1./ ('' # $ %&0 // &// &*-) + ,%&0 // &// &*-& 2 * , - ( ) . " 5 " % - ! 4 <47 " " 5 <47 A " & & " H H >H ' 2<< ;@7 0 ;@7 2<< ! " & $ % &! % ' 2 3 3 ;3 2 ; 3 ;3 2 2 * ' F 2 6 6 G 2 ; 6 G 2 2 F ' & 2 3 3 ;3 2 3 I 0 2<< I , 2 ' 0 F 2 6 6 G 2 6 I 0 2<< I , 2 F F 2<< E ' 0 @ 2 @ I 2 ;@7 2<< I J 0' ' 0' : 4 2 I , 2<< I 2 @ I 2 ;@7 J F F /'' 4 ! $$6 2 I , 2 @ I 2 * 02 F F 0 ' $536!$563 5 7 ; /'D E &1D 4 F F 1' $$36!$$63 $ $ ; /'D E &1D 4 F F *1 7 4 ! > ; /'D E &1D 4 F F & " % ' ) " % ' 2 12 E ) ' 2 2<< ) ' 2 1 2 2 2<< 0* 2 2 @ / 2 E 1 2 2 C$ 2<< 1 2 4 $ )1D E01'D $ /'D E&1D * 4 4 $$6 ! 4 4 G + 4 " " '0 J+ C " ; / 0 1 - |