| データシートサーチシステム |
|
CLA17 データシート(PDF) 1 Page - Tyco Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CLA17 データシート(HTML) 1 Page - Tyco Electronics |
|
1 / 3 page ![]() ! " ! " ! " ! # $ ! ! %&'' ( )* +,-+-* ..* /0 0112 ( (/31)2() %4..)(%%* 1/ '(2*4' 14 .4 -( (- 5 6 7 &. 8 9* 09 9* )231)2() * / ()+(. .1* / 5 6 7 &. 8 ,% .4-%( )(+1 ()& * '( : /%(+ " -, !; # "<= ;!> " " $ " ! !$ $ !;# $ # ! ! " ;" = < " ;! $ % " ?< $ " !#$ > ! !; ; =# ! = ? # " $ #$ ,! ) " ? $ 2+ # $## < $# !; 6 " 13 ! %$ ' $! # ? ; " < > ! '*-3% 23 !@ ! ! ! !; @ = -, 13 %'-, %$ ' $! +-, AA %', + !! B % ; # $ 3 C+ 5 C+ + # $ 5 C+ 2+ ; 5 + ! !$ $ *!#$ . 5 6 %" *!#$ # 7 !$ 8 D . ?. 7 E 8 D F%G% 6$ !3*! # $ 7 8 C+ ! "#$$ % &'(# $ " ) ! HI C+ D ! . 2 # ! . D J$! ! # $ ) ,= @ + I C+ ) " *+ % (+ ,#$$ % &'(# $ - !. / 0(1$ +1 (+1$ 2(31 &4(1$5 K$ ! < '9B 3 3 3 % % ;! 0 ! 7 !8 6 0 ! ! 7 8 6 L L L / ;$ 7 8 6 . 1$ #$ M 6 # 7 !8 6 5 5 5 1$ #$ - !;- @ 7 8 . ! N 5 6 6 5 5 5 %D ) *!#$ 1$ #$ 7 8 : : 2+ +$ ! M 7 8 , A1@ # $ # ! # !$ = +-, >;$ ! + 5 + ! < AA " !! B @ ! ! ) 9 # ! |
同様の部品番号 - CLA17 |
|
同様の説明 - CLA17 |